| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
USB84604 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB84604 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 61 page ![]() 2014-2016 Microchip Technology Inc. DS60001295C-page 19 USB84604 3.1 Pin Assignments If the pin assignment is different for the firmware revisions (1070, 1080), it is mentioned within the table. TABLE 3-2: 48-QFN PACKAGE PIN ASSIGNMENTS Pin Num Pin Name Pin Num Pin Name 1 VBAT 25 SPI_CE_N 2 VDDCR12 26 SPI_DO/SPI_SPD_SEL/PIO5 3 USBDN1_DM/PRT_DIS_M1 27 SPI_CLK/PIO4 4 USBDN1_DP/PRT_DIS_P1 28 UART_RX/OCS3_N/PIO19 5 USBDN2_DM/PRT_DIS_M2 29 PRTPWR4/PIO44 6 USBDN2_DP/PRT_DIS_P2 30 UART_TX/OCS4_N/PIO20 7 VDDCR12 31 SDA/SMBDATA/PIO45 8 USBDN3_DM/PRT_DIS_M3 32 VDD33 9 USBDN3_DP/PRT_DIS_P3 33 SCL/SMBCLK/PIO2 10 USBDN4_DM/PRT_DIS_M4 34 1070, 1080: PIO10 11 USBDN4_DP/PRT_DIS_P4 35 RESET_N 12 VDDA33 36 VBUS_DET/PIO16 13 SOF/PIO1 37 VDDA33 14 1070, 1080: SUSPEND/PIO0 38 VDD12 15 1070, 1080: PRTPWR1/PIO41 39 FLEX_HSIC_UP_STROBE 16 1070, 1080: OCS1_N/PIO17 40 FLEX_USBUP_DM/PRT_DIS_M0 17 VDDCR12 41 FLEX_USBUP_DP/PRT_DIS_P0 18 VDD33 42 FLEX_HSIC_UP_DATA 19 PRTPWR2/PIO42 43 XTAL2 20 OCS2_N/PIO18 44 XTAL1/REFCLK 21 PRTPWR3/PIO43 45 NC 22 1070, 1080: PIO3 46 RBIAS 23 1070, 1080: PIO8 47 VDDCOREREG 24 SPI_DI/PIO9 48 VDDA33 |