công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412RG bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-Cortex-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  193 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412RG bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412RG Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F412RG Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 193 page
background image
DocID028087 Rev 4
51/193
STM32F412xE/G
Pinouts and pin description
67
--
--
K1
K1
-
VREF-
S
-
-
-
-
913 F7
-
-
-
-
VDDA/
VREF+
S-
-
-
-
--
-
21
L1
L1
32
VREF+
S
-
-
-
-
-
-
-
22 M1
M1
33
VDDA
S
-
-
-
-
10 14 E6 23
L2
J2
34
PA0
I/O
FT
-
TIM2_CH1/TIM2_ETR,
TIM5_CH1, TIM8_ETR,
USART2_CTS,
EVENTOUT
ADC1_0,
WKUP1
11 15 G7 24 M2
K2
35
PA1
I/O
FT
-
TIM2_CH2, TIM5_CH2,
SPI4_MOSI/I2S4_SD,
USART2_RTS,
QUADSPI_BK1_IO3,
EVENTOUT
ADC1_1
12 16 H8 25
K3
L2
36
PA2
I/O
FT
-
TIM2_CH3, TIM5_CH3,
TIM9_CH1, I2S2_CKIN,
USART2_TX, FSMC_D4,
EVENTOUT
ADC1_2
13 17 F6 26
L3
M2
37
PA3
I/O
FT
-
TIM2_CH4, TIM5_CH4,
TIM9_CH2, I2S2_MCK,
USART2_RX, FSMC_D5,
EVENTOUT
ADC1_3
-
18
-
27
-
G4
38
VSS
S
-
-
-
-
--
--
E3
H5
-
BYPASS_
REG
IFT
-
-
-
-
19H728
-
F4
39
VDD
S
-
-
-
-
14 20 G6 29 M3
J3
40
PA4
I/O
FT
-
SPI1_NSS/I2S1_WS,
SPI3_NSS/I2S3_WS,
USART2_CK,
DFSDM1_DATIN1,
FSMC_D6, EVENTOUT
ADC1_4
15 21 F5 30
K4
K3
41
PA5
I/O
FT
-
TIM2_CH1/TIM2_ETR,
TIM8_CH1N,
SPI1_SCK/I2S1_CK,
DFSDM1_CKIN1,
FSMC_D7, EVENTOUT
ADC1_5
Table 9. STM32F412xE/G pin definition (continued)
Pin Number
Pin name
(function
after
reset)(1)
Pin
type
I/O
structure
Notes
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More