| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F412RG bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412RG bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 193 page ![]() Pinouts and pin description STM32F412xE/G 56/193 DocID028087 Rev 4 - - - 61 H11 K11 85 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, I2CFMP1_SCL, FSMC_D0/FSMC_DA0, EVENTOUT - - - - 62 H10 K12 86 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, I2CFMP1_SDA, FSMC_D1/FSMC_DA1, EVENTOUT - - - - - - J12 87 PG2 I/O FT - FSMC_A12, EVENTOUT - - - - - - J11 88 PG3 I/O FT - FSMC_A13, EVENTOUT - - - - - - J10 89 PG4 I/O FT - FSMC_A14, EVENTOUT - - - - - - H12 90 PG5 I/O FT - FSMC_A15, EVENTOUT - -- -- - H11 91 PG6 I/O FT - QUADSPI_BK1_NCS, EVENTOUT - - - - - - H10 92 PG7 I/O FT - USART6_CK, EVENTOUT - -- -- - G11 93 PG8 I/O FT - USART6_RTS, EVENTOUT - -- -- - - 94 VSS S - - - - -- -- - F10 - VDD S - - - - - - C11 95 VDDUSB S - - - - - 37 F1 63 E12 G12 96 PC6 I/O FT - TIM3_CH1, TIM8_CH1, I2CFMP1_SCL, I2S2_MCK, DFSDM1_CKIN3, USART6_TX, FSMC_D1, SDIO_D6, EVENTOUT - - 38E164 E11 F12 97 PC7 I/O FT - TIM3_CH2, TIM8_CH2, I2CFMP1_SDA, SPI2_SCK/I2S2_CK, I2S3_MCK, USART6_RX, DFSDM1_DATIN3, SDIO_D7, EVENTOUT - - 39 F3 65 E10 F11 98 PC8 I/O FT - TIM3_CH3, TIM8_CH3, USART6_CK, QUADSPI_BK1_IO2, SDIO_D0, EVENTOUT - Table 9. STM32F412xE/G pin definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Pin type I/O structure Notes Alternate functions Additional functions |