công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DB4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện DB4
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIAC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

DB4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  DB4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DB3 DB4 SMDB3
4/5
10
20
50
100
200
500
0
5
10
15
20
25
30
35
40
C(nF)
tp(µs)
Tj=25°C
0
10
22
68
47
33
Fig. 3: Time duration while current pulse is higher
50mA versus C and Rs (typical values).
PACKAGE MECHANICAL DATA (in millimeters)
DO-35
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
3.05
4.50
0.120
0.177
B
1.53
2.00
0.060
0.079
C
28.00
1.102
D
0.458
0.558
0.018
0.022
CA
B
O
/
O
/ D
O
/ D
C
25
50
75
100
125
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
Tj(°C)
VBO [Tj] / VBO [Tj=25°C]
SMDB3
DB3/DB4
Fig. 1: Relative variation of VBO versus junction
temperature (typical values).
1
10
100
0.1
1.0
10.0
20.0
tp(µs)
ITRM(A)
SMDB3
DB3/DB4
F=120Hz
Tj initial=25°C
Fig. 2: Repetitive peak pulse current versus pulse
duration (maximum values).



Html Pages

1 2 3 4 5