| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DB4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DB4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 5 page ![]() DB3 DB4 SMDB3 3/5 10mA IBO IB -V + V +IF -IF 0,5 VBO VBO V VF Diagram 1: Voltage - current characteristic curve. D.U.T Vo C=0.1µF 220 V 50 Hz 500 k Ω 10 k Ω R=20 Ω I P Rs=0 T410 Diagram 2: Test circuit. 90 % lp 10 % tr Diagram 3: Rise time measurement. Part Number Marking Weight Base Quantity Packing Mode SMDB3 DB3 0.01 g 3000 Tape & Reel DB3 DB3 (Blue Body Coat) 0.15 g 5000 Tape & Reel DB4 DB4 (Blue Body Coat) 0.15 g 5000 Tape & Reel OTHER INFORMATION |