công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MM1414 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Mitsumi Electronics, Corp.

tên linh kiện MM1414
Giải thích chi tiết về linh kiện  Protection of Lithium Ion Batteries
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITSUMI [Mitsumi Electronics, Corp.]
Trang chủ  https://www.mitsumi.co.jp/index_e.html
Logo MITSUMI - Mitsumi Electronics, Corp.

MM1414 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Mitsumi Electronics, Corp.

  MM1414 Datasheet HTML 1Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 2Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 3Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 4Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 5Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 6Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 7Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 8Page - Mitsumi Electronics, Corp. MM1414 Datasheet HTML 9Page - Mitsumi Electronics, Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
MITSUMI
Protection of Lithium Ion Batteries MM1414
Equivalent circuit diagram
Equivalent circuit diagram
17 ; V3
18 ; V4
Absolute Maximum Ratings (Ta=5°C)
Item
Symbol
Ratings
Unit
Storage temperature
TSTG
-40~+125
°C
Operating temperature
TOPR
-20~+70
°C
Power supply voltage
VCC max.
-0.3~24
V
OV pin impressed voltage
VOV max.
-0.3~24
V
SEL pin impressed voltage
VSEL max.
-0.3~24
V
CON pin impressed voltage
VCON max.
-0.3~24
V
Allowable loss
Pd
300
mW
Recommended Operating Conditions
Item
Symbol
Ratings
Unit
Operating temperature
TOPR
-20~+70
°C
Operating voltage
VOPR
+1.8~+24
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com