công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFM12N90 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFM12N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiPerFET Power MOSFETs
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFM12N90 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - IXYS Corporation

  IXFM12N90 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4 - 4
© 2000 IXYS All rights reserved
IXFH 10N90 IXFH 12N90 IXFH 13N90
IXFM 10N90 IXFM 12N90
Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve
Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area
Fig.9 Capacitance Curves
Fig.10Source Current vs. Source
to Drain Voltage
Fig.11 Transient Thermal Impedance
V
DS - Volts
1
10
100
1000
0.1
1
10
Gate Charge - nCoulombs
0
255075
100
125
150
0
2
4
6
8
10
V
SD - Volts
0.00.2
0.40.6
0.81.0
1.21.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
V
CE - Volts
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Pulse Width - Seconds
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
C
rss
C
oss
V
DS = 450V
I
D = 13A
I
G = 10mA
100ms
10ms
1ms
100µs
10µs
Limited by R
DS(on)
C
iss
D=0.5
D=0.2
Single Pulse
f = 1 MHz
V
DS = 25V
T
J = 125°C
T
J = 25°C
D=0.01
D=0.02
D=0.05
D=0.1



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com