công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFM12N90 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFM12N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiPerFET Power MOSFETs
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFM12N90 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXFM12N90 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFM12N90 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3 - 4
© 2000 IXYS All rights reserved
IXFH 10N90 IXFH 12N90 IXFH 13N90
IXFM 10N90 IXFM 12N90
Fig. 1 Output Characteristics
Fig. 2 Input Admittance
Fig. 5 Drain Current vs.
Fig. 6 Temperature Dependence of
Case Temperature
Breakdown and Threshold Voltage
Fig. 3 R
DS(on) vs. Drain Current
Fig. 4 Temperature Dependence
of Drain to Source Resistance
T
J - Degrees C
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
BV
DSS
V
GS(th)
T
C - Degrees C
-50
-25
0
25
50
75
100 125
150
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
10N90
T
J - Degrees C
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
I
D - Amperes
0
5
10
15
20
25
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
V
GS - Volts
0123
456789
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
V
DS - Volts
0
5
10
15
20
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
6V
7V
V
GS = 10V
12N90
I
D = 6A
5V
T
J = 25°C
T
J = 25°C
T
J = 25°C
V
GS = 10V
V
GS = 15V



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com