công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFP620F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFP620F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise SiGe:C Bipolar RF Transistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFP620F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BFP620F_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BFP620F_13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2013-09-09
7
BFP620F
Source impedance
for min.
noise figure vs. frequency
VCE = 1.5V, IC = 5.0mA/50.0mA
1
0.1
0.2 0.3 0.4 0.5
2
1.5
3
4 5
0
5
1
−5
−1
10
0.5
1.5
−0.5
−1.5
0.1
−0.1
0.2
2
−0.2
−2
0.3
−0.3
0.4
3
−0.4
−3
4
−4
−10
I
c
= 5.0mA
2.4GHz
3GHz
4GHz
1.8GHz
I
c
= 50mA
6GHz
5GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com