công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG409LEDY-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG409LEDY-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  17ohm, 12 V / ± 5 V / 5 V / 3 V, 8-Ch / Dual 4-Ch High Performance Analog Multiplexers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

DG409LEDY-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Vishay Siliconix

Back Button DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 15Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 16Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 17Page - Vishay Siliconix DG409LEDY-GE3 Datasheet HTML 18Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72608
24
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-16
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-16
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.047
(1.194)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
0.372
(9.449)
Return to Index
Return to Index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com