công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CLC1606ISO8 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Exar Corporation

tên linh kiện CLC1606ISO8
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.3GHz Current Feedback Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

CLC1606ISO8 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Exar Corporation

Back Button CLC1606ISO8 Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation CLC1606ISO8 Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Data Sheet
©2007-2013 Exar Corporation
8/18
Rev 1D
Typical Performance Characteristics - Continued
TA = 25°C, Vs = ±5V, Rf = 270Ω, RL = 150Ω, G = 2; unless otherwise noted.
Closed Loop Output Impedance vs. Frequency
Input Voltage Noise
-3dB Bandwidth vs. VOUT at G=10
-3dB Bandwidth vs. VOUT at G=10, VS = 5V
Gain Flatness
Gain Flatness at VS = 5V
-0.5
-0.3
-0.1
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
0.1
1
10
100
1000
Frequency (MHz)
VOUT = 2Vpp
RL = 150Ω
Rf = 270Ω
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.1
1
10
100
1000
Frequency (MHz)
VOUT = 2Vpp
RL = 150Ω
Rf = 270Ω
300
350
400
450
500
550
600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VOUT (VPP)
G = 10
250
300
350
400
450
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VOUT (VPP)
Frequency (Hz)
10K
100K
1M
10M
100M
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VS = ±5.0V
Frequency (MHz)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0
5
10
15
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com