công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML610421 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện ML610421
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with a Built-in LCD driver
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LAPIS [LAPIS Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.lapis-semi.com/
Logo LAPIS - LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

ML610421 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

Back Button ML610421 Datasheet HTML 13Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 14Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 15Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 16Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 17Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 18Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 19Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 20Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ML610421 Datasheet HTML 21Page - LAPIS Semiconductor Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 31 page
background image
FEDL610421-02
ML610421
17/31
CLOCK GENERATION CIRCUIT OPERATING CONDITIONS
(VSS = 0V)
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Min.
Typ.
Max.
Low-speed crystal oscillation
frequency
fXTL
32.768k
Hz
Recommended equivalent series
resistance value of low-speed
crystal oscillation
RL
40k
Low-speed crystal oscillation
external capacitor
*1
CDL/CGL
CL=6pF of
crystal
oscillation
*2
0
pF
CL=9pF of
crystal
oscillation
6
CL=12pF of
crystal
oscillation
12
High-speed crystal/ceramic
oscillation frequency
fXTH
4.0M / 4.096M
Hz
High-speed crystal oscillation
external capacitor
CDH
24
pF
CGH
24
*1: The external C
DL and CGL need to be adjusted in consideration of variation of internal loading capacitance CD and CG, and
other additional capacitance such as PCB layout.
*2: When using a crystal oscillator C
L = 6pF, there is a possibility that can not be adjusted by external CDL and CGL.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com