công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE7259-3LE bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE7259-3LE
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIN Transceiver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE7259-3LE bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE7259-3LE Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 20Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 23Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG TLE7259-3LE Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
TLE7259-3
Electrical Characteristics
Data Sheet
21
Rev. 1.0, 2013-08-13
6.1.53 Duty cycle D1
(for worst case at 20 kBit/s)
D1
0.396 –
–
duty cycle 16)
THRec(max) = 0.744 × VS;
THDom(max) =0.581 × VS;
V
S = 7.0 … 18 V;
t
bit = 50 μs;
D1 =
t
bus_rec(min)/2 tbit;
LIN Spec 2.2A (Par. 27)
6.1.54 Duty cycle D1
for
V
s supply 5.5 V to 7.0 V
(for worst case at 20 kBit/s)
D1
0.396 –
–
duty cycle 16)
THRec(min)= 0.760 × VS;
THDom(min)= 0.593 × VS;
5.5 V <
V
S < 7.0 V;
t
bit = 50 μs;
D1 =
t
bus_rec(min)/2 tbit;
6.1.55 Duty cycle D2
(for worst case at 20 kBit/s)
D2
–
–
0.581
duty cycle 26)
THRec(min)= 0.422 × VS;
THDom(min)= 0.284 × VS;
V
S = 7.6 … 18 V;
t
bit = 50 μs;
D2 =
t
bus_rec(max)/2 tbit;
LIN Spec 2.2A (Par. 28)
6.1.56 Duty cycle D2
for
V
s supply 6.1 V to 7.6 V
(for worst case at 20 kBit/s)
D2
–
–
0.581
duty cycle 26)
THRec(min)= 0.410 × VS;
THDom(min)= 0.275 × VS;
6.1 V <
V
S < 7.6 V;
t
bit = 50 μs;
D2 = tbus_rec(max)/2 tbit;
1) Not subject to production test, specified by design
2) Minimum limit specified by design
3) Maximum limit specified by design
4)
V
BUS_CNT = (Vth_dom + Vth rec)/2
5)
V
HYS = Vth_rec - Vth_dom
6) Bus load concerning LIN Spec 2.2A:
Load 1 = 1 nF / 1 k
Ω =
C
BUS / RBUS
Load 2 = 6.8 nF / 660
Ω =
C
BUS / RBUS
Load 3 = 10 nF / 500
Ω =
C
BUS / RBUS
Table 6
Electrical Characteristics
(cont’d)
5.5 V <
V
S < 27 V; RL = 500 Ω; -40°C < Tj < 150°C; all voltages with respect to ground; positive current flowing into
pin; unless otherwise specified.
Pos. Parameter
Symbol
Limit Values
Unit Remarks
Min.
Typ.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com