công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMC1182 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Microchip Technology

tên linh kiện EMC1182
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel 1째C Temperature Sensor with Beta
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

EMC1182 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Microchip Technology

Back Button EMC1182 Datasheet HTML 40Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology EMC1182 Datasheet HTML 48Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 48 page
background image
Dual Channel 1°C Temperature Sensor with Beta Compensation and 1.8V SMBus Communications
Datasheet
SMSC EMC1182
45
Revision 1.0 (07-11-13)
DATASHEET
8.1
Package Markings
The EMC1182 devices will be marked as shown in Figure 8.7, Figure 8.8., Figure 8.9, Figure 8.10 and
Figure 8.11.
Figure 8.7 EMC1182-1 8-Pin TDFN Package Markings
Figure 8.8 EMC1182-2 8-Pin TDFN Package Markings
BOTTOM
LINE 1: Preface, First digit of Device Code
LINE 2: Second digit of Device Code, Revision
TOP
PIN 1
E3
BOTTOM MARKING IS NOT ALLOWED
CR
BOTTOM
LINE 1: Preface, First digit of Device Code
LINE 2: Second digit of Device Code, Revision
TOP
PIN 1
E3
BOTTOM MARKING IS NOT ALLOWED
DR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com