công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PT-RQ13K bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện PT-RQ13K
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Chip DLP??Projector
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

PT-RQ13K bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button PT-RQ13K Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 12Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 13Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 14Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 15Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 16Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 17Page - Panasonic Semiconductor PT-RQ13K Datasheet HTML 18Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
640x400/70
640x40031.570.125.2-
--
--
--
640x400/85
640x40037.985.131.5-
--
--
--
640x480/60
640x48031.559.925.2-
--
--
--
640x480/67
640x48035.066.730.2-
--
--
--
640x480/73
640x48037.972.831.5-
--
--
--
640x480/75
640x48037.575.031.5-
--
--
--
640x480/85
640x48043.385.036.0-
--
--
--
800x600/56
800x60035.256.336.0-
--
--
--
800x600/60
800x60037.960.340.0-
--
--
--
800x600/72
800x60048.172.250.0-
--
--
--
800x600/75
800x60046.975.049.5-
--
--
--
800x600/85
800x60053.785.156.3-
--
--
--
832x624/75
832x62449.774.657.3-
--
--
--
1024x768/50
1024x768
39.6
50.0
51.9
--
-
--
--
1024x768/60
1024x768
48.4
60.0
65.0
--
-
--
--
1024x768/70
1024x768
56.5
70.1
75.0
--
-
--
--
1024x768/75
1024x768
60.0
75.0
78.8
--
-
--
--
1024x768/82
1024x768
65.5
81.6
86.0
--
-
--
--
1024x768/85
1024x768
68.7
85.0
94.5
--
-
--
--
1024x768/100
1024x768
81.4
100.0113.3
--
-
--
--
1024x768/120
1024x768
98.7
120.0139.1
--
-
--
--
1152x864/60
1152x864
53.7
60.0
81.6
--
-
--
--
1152x864/70
1152x864
64.0
70.0
94.2
--
-
--
--
1152x864/75
1152x864
67.5
75.0
108.0-
--
--
--
1152x864/85
1152x864
77.1
85.0
119.7-
--
--
--
1152x870/75
1152x870
68.7
75.1
100.0-
--
--
--
1280x720/50
1280x720
37.1
49.8
60.5
--
-
--
--
1280x720/60
1280x720
44.8
59.9
74.5
--
-
--
--
1280x720/100
1280x720
76.3
100.0131.8
--
-
--
--
1280x720/120
1280x720
92.6
120.0161.6
--
-
--
--
1280x768/50
1280x768
39.6
49.9
65.3
--
-
--
--
1280x768
47.8
59.9
79.5
--
-
--
--
1280x768*11
47.4
60.0
68.3
--
-
--
--
1280x768/75
1280x768
60.3
74.9
102.3-
--
--
--
1280x768/85
1280x768
68.6
84.8
117.5-
--
--
--
1280x800/50
1280x800
41.3
50.0
68.0
--
-
--
--
1280x800
49.7
59.8
83.5
--
-
--
--
1280x800*11
49.3
59.9
71.0
--
-
--
--
1280x800/75
1280x800
62.8
74.9
106.5-
--
--
--
1280x800/85
1280x800
71.6
84.9
122.5-
--
--
--
1280x960/60
1280x960
60.0
60.0
108.0-
--
--
--
1280x1024/50
1280x102452.450.088.0-
--
--
--
1280x1024/60
1280x102464.060.0108.0
--
-
--
--
1280x1024/66
1280x102472.366.3125.0
--
-
--
--
1280x1024/72
1280x102478.272.0135.1
--
-
--
--
1280x1024/75
1280x102480.075.0135.0
--
-
--
--
1280x1024/85
1280x102491.185.0157.5
--
-
--
--
1366x768/50
1366x768
39.6
49.9
69.0
--
-
--
--
1366x768/60
1366x768
47.7
59.8
85.5
--
-
--
--
1280x768/60
1280x800/60
The following table specifies the video signals compatible with the projector.
・The content of the compatible signal column is as follows.
- 1.Single link (displays one image using one input signal.)
- 2.Dual link (displays one image using two input signal.)
- 3.Quad link
 (displays one image using four input signal.)
123
123123
DVI-D*3
SDI*1
DIGITAL
LINK
HDMI*2
H
(KHz)
V
(Hz)
Signal format
Resolution
(Dots)
Dot
clock freq.
(MHz)
Compatible signal
Scanning freq.
PT-
RQ13K
3-Chip DLP™ Projector
As of September 2016
14/19
SFD15M032-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19