| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PT-RQ13K bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT-RQ13K bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Panasonic Semiconductor |
|
13 / 19 page ![]() List of compatible signals The following table specifies the video signals compatible with the projector. ・The content of the compatible signal column is as follows. - 1.Single link (displays one image using one input signal.) - 2.Dual link (displays one image using two input signal.) - 3.Quad link (displays one image using four input signal.) 480i712 483i 15.7 59.9 13.5 -- -- -- -- - 576i702x575i15.650.013.5 -- -- -- -- - 480i720(1440)x480i*4 15.7 59.9 27.0 -- - -- -- 576i720(1440)x576i15.650.027.0- -- -- -- 480p720x48031.559.927.0- -- -- -- 576p720x57631.350.027.0- -- -- -- 720/60p 1280x720 45.0 60.0 74.3 -- -- -- 720/50p 1280x720 37.5 50.0 74.3 -- -- -- 1080/60i 1920x1080i33.860.074.3 *5 - -- -- 1080/50i 1920x1080i28.150.074.3 *5 - -- -- 1080/24p 1920x1080i27.024.074.3 *5 - -- -- 1080/24sF 1920x1080i27.048.074.3 *5 - -- -- 1080/25p 1920x1080i28.125.074.3 *5 - -- -- 1080/25sF 1920x1080i28.150.074.3 *5 -- -- -- -- 1080/30p 1920x1080i33.830.074.3 *5 - -- -- 1080/30sF 1920x1080i33.860.074.3 *5 -- -- -- -- 1080/60p 1920x1080i67.560.0148.5 *5*6 - -- -- 1080/50p 1920x1080i56.350.0148.5 *5*6 - -- -- 2K/24p2048x1080 27.0 24.0 74.3 *5 - -- -- 2K/24sF 2048x108027.048.074.3 *5 -- -- -- -- 2K/25p2048x1080 28.1 25.0 74.3 *5 - -- -- 2K/25sF 2048x108028.150.074.3 *5 -- -- -- -- 2K/30p2048x1080 33.8 30.0 74.3 *5 - -- -- 2K/30sF 2048x108033.860.074.3 *5 -- -- -- -- 2K/48p2048x1080 54.0 48.0 148.5 *7 *6*7 - -- -- 2K60p2048x1080 67.5 60.0 148.5 *6 - -- -- 2K50p2048x1080 56.3 50.0 148.5 *6 - -- -- 3840x2160/24p 3840x216054.024.0279.0 - *6 *8*9 - 3840x2160/24sF3840x2160i54.048.0279.0 - *6 *8*9 -- -- -- - 3840x2160/25p 3840x216056.325.0279.0 - *6 *8*9 - 3840x2160/25sF 3840x2160i56.350.0279.0 - *6 *8*9 -- -- -- - 3840x2160/30p 3840x216067.530.0279.0 - *6 *8*9 - 3840x2160/30sF 3840x2160i67.560.0279.0 - *6 *8*9 -- -- -- - 3840x2160135.0 60.0 279.0- -- *10 *10 -- -- - 3840x2160135.0 60.0 594.0- - *9 - -- 3840x2160112.5 50.0 297.0- -- *10 *10 -- -- - 3840x2160112.5 50.0 594.0- - *9 - -- 3840x2400/60p 3840x240074.060.0616.0 -- -- -- -- 3840x2400/50p 3840x240061.849.9633.0 -- -- -- -- 4096x2160/24p 4096x216054.024.0297.0 - *6 *8*9 - 4096x2160/24sF 4096x2160i54.048.0297.0 - *6*7 *7*8 *9 -- -- -- - 4096x2160/25p 4096x216056.325.0297.0 - *6 *8*9 - 4096x2160/25sF 4096x2160i56.350.0297.0 - *6*7 *7*8 *9 -- -- -- - 4096x2160/30p 4096x216067.530.0297.0 - *6 *8*9 - 4096x2160/30sF 4096x2160i67.560.0297.0 - *6*7 *7*8 *9 -- -- -- - 4096x2160135.0 60.0 297.0- -- *10 *10 -- -- - 4096x2160135.0 60.0 594.0- - *9 - -- 4096x2160112.5 50.0 297.0- -- *10 *10 -- -- - 4096x2160112.5 50.0 594.0- - *9 - -- 3840x2160/60p 3840x2160/50p 4096x2160/60p 4096x2160/50p 123 123123 DVI-D*3 SDI*1 DIGITAL LINK HDMI*2 H (KHz) V (Hz) Signal format Resolution (Dots) Dot clock freq. (MHz) Compatible signal Scanning freq. PT- RQ13K 3-Chip DLP™ Projector As of September 2016 13/19 SFD15M032-1 |