công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8272CVRB bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MPC8272CVRB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8272 PowerQUICC II Family Hardware Specifications
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC8272CVRB bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Motorola, Inc

Back Button MPC8272CVRB Datasheet HTML 39Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 40Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 41Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 42Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 43Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 44Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 45Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 46Page - Motorola, Inc MPC8272CVRB Datasheet HTML 47Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 56 page
background image
43
MPC8272 PowerQUICC II™ Family Hardware Specifications
MOTOROLA
PRELIMINARY—SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
Pinout
Pinout
D44
N2
D45
L2
D46
H4
D47
F2
D48
AB1
D49
U4
D50
U1
D51
R3
D52
N3
D53
K2
D54
H5
D55
F4
D56
AA3
D57
U5
D58
U2
D59
P5
D60
M3
D61
K4
D62
H3
D63
E1
IRQ3/CKSTP_OUT/EXT_BR3
B16
IRQ4/CORE_SRESET/EXT_BG3
C15
IRQ5/TBEN/EXT_DBG3/CINT
Y4
PSDVAL
C19
TA
AA4
TEA
AB6
GBL/IRQ1
D15
CI/BADDR29/IRQ2
D16
WT/BADDR30/IRQ3
C16
BADDR31/IRQ5/CINT
E17
CPU_BR/INT_OUT
B20
CS0
AE6
Table 19. Pinout (continued)
Pin Name
Ball
MPC8272/MPC8248 and
MPC8271/MPC8247
MPC8272/MPC8271 only
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56