công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS51116RGET bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS51116RGET
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complete DDR, DDR2, DDR3, and LPDDR3 Memory Power Solution Synchronous Buck Controller, 3-A LDO, Buffered Reference
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TPS51116RGET bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TPS51116RGET Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 45 page
background image
TI Information — Selective Disclosure
TPS51116
www.ti.com
SLUS609I – MAY 2004 – REVISED JANUARY 2014
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
over operating free-air temperature range, VV5IN = 5 V, VLDOIN is connected to VDDQ output (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
UNDERVOLTAGE LOCKOUT/LOGIC THRESHOLD
Wake up
3.7
4.0
4.3
V5IN UVLO threshold
VUVV5IN
voltage
Hysteresis
0.2
0.3
0.4
No discharge
4.7
VTHMODE
MODE threshold
Non-tracking discharge
0.1
2.5 V output
0.08
0.15
0.25
V
VTHVDDQSET
VDDQSET threshold voltage
1.8 V output
3.5
4.0
4.5
VIH
High-level input voltage
S3, S5
2.2
VIL
Low-level input voltage
S3, S5
0.3
VIHYST
Hysteresis voltage
S3, S5
0.2
VINLEAK
Logic input leakage current
S3, S5, MODE
-1
1
μA
VINVDDQSET
Input leakage/ bias current
VDDQSET
-1
1
UNDERVOLTAGE AND OVERVOLTAGE PROTECTION
OVP detect
110%
115%
120%
VDDQ OVP trip threshold
VOVP
voltage
Hysteresis
5%
VDDQ OVP propagation
tOVPDEL
1.5
μs
delay (5)
UVP detect
70%
VUVP
Output UVP trip threshold
Hysteresis
10%
Output UVP propagation
tUVPDEL
32
delay(5)
cycle
tUVPEN
Output UVP enable delay(5)
1007
THERMAL SHUTDOWN
Shutdown temperature
160
TSDN
Thermal SDN threshold (5)
°C
Hysteresis
10
(5)
Specified by design. Not production tested.
Copyright © 2004–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: TPS51116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com