công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS51116RGET bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS51116RGET
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complete DDR, DDR2, DDR3, and LPDDR3 Memory Power Solution Synchronous Buck Controller, 3-A LDO, Buffered Reference
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TPS51116RGET bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Texas Instruments

Back Button TPS51116RGET Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TPS51116RGET Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 45 page
background image
10 k
−40
−80
100 k
1 M
10 M
−60
20
−20
0
80
40
60
−90
45
−45
0
180
90
135
−180
−135
f − Frequency − Hz
Phase
Gain
IVTT = 1 A
TI Information — Selective Disclosure
TPS51116
www.ti.com
SLUS609I – MAY 2004 – REVISED JANUARY 2014
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
VTT BODE PLOT, SINK (DDR2)
GAIN AND PHASE
vs
FREQUENCY
Figure 37.
Copyright © 2004–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
33
Product Folder Links: TPS51116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com