công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA349SA/3K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPA349SA/3K
Giải thích chi tiết về linh kiện  1uA, Rail-to-Rail I/O CMOS OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPA349SA/3K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button OPA349SA/3K Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPA349SA/3K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
OPA349, 2349
6
SBOS121B
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = +25°C, VS = +5V, and RL = 1MΩ connected to VS/2, unless otherwise noted.
–55
–35
–15
0 5
25
45
65
85
Temperature (
°C)
SHORT-CIRCUIT CURRENT vs TEMPERATURE
15
10
5
0
–5
–10
–15
V
S = +5.5V
V
S = +5.5V
V
S = +2.5V
V
S = +2.5V
V
S = +1.8V
Single version operation
below 0
°C is not recommended.
OPA2349
OPA349
–75
–50
–25
0
25
50
75 85
Temperature (
°C)
QUIESCENT CURRENT vs TEMPERATURE
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE
–75
Temperature (
°C)
–50
–25
0
25
50
75 85
10k
1k
100
10
1
0.1
Single version operation
below 0
°C is not recommended.
INPUT VOLTAGE NOISE DENSITY
Frequency (Hz)
1000
400
100
10
100
1k
10k
CHANNEL SEPARATION vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
100
1k
10k
100k
12
10
8
6
4
2
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
QUIESCENT AND SHORT-CIRCUIT
vs SUPPLY VOLTAGE
Supply Voltage (V)
I
Q
I
SC at –40°C
(dual version only)
I
SC at 25°C
I
SC at 125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com