công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA15 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện PA15
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APEX [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo APEX - Cirrus Logic

PA15 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cirrus Logic

  PA15 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic PA15 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic PA15 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic PA15 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION • TELEPHONE (520) 690-8600 • FAX (520) 888-3329 • ORDERS (520) 690-8601 • EMAIL prodlit@apexmicrotech.com
TYPICAL PERFORMANCE
GRAPHS
PA15 • PA15A
100K
1M
FREQUENCY, F (Hz)
270
45
PHASE RESPONSE
100K
10M
FREQUENCY, F (Hz)
–10
0
30
SMALL SIGNAL RESPONSE
10
20
40
50
10
1M
FREQUENCY, F (Hz)
20
80
COMMON MODE REJECTION
40
60
100
11M
FREQUENCY, F (Hz)
0
20
120
POWER SUPPLY REJECTION
40
80
3M
10K
100K
FREQUENCY, F (Hz)
HARMONIC DISTORTION
.1
.3
30K
100
1K
10K
100
300
TOTAL SUPPLY VOLTAGE, V (V)
2.0
OPEN LOOP OUTPUT IMPEDANCE
2.4
S
1K
10K
10
100
1K 10K .1M
60
2.2
.001
1M
225
180
450
2.6
2.8
1M
.01
100
135
100
.1M
10M
200
400
T = 85
°C
C
T = 25
°C
C
T = -55
°C
C
T = 125
°C
C
C = Open
C
QUIESCENT CURRENT
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10M
SWING FROM –VS
0
40
200
LOAD CURRENT, I (mA)
80
120
160
0
16
24
8
20
4
12
125
°C
85
°C
25
°C
–55
°C
125
°C
85
°C
–55
°C
25
°C
SWING FROM +VS
0
40
160
200
LOAD CURRENT, I (mA)
80
120
R
L = 1KΩ
C
C = Open
AV = 30
5 watt
50 mW
2K
100K
FREQUENCY, F (Hz)
20
500
POWER RESPONSE
10K
100
2
10
4
8
6
200K
30
FREQUENCY, F (Hz)
C = Open
C
C = 33pF
C
C = Open
C
10
10M
FREQUENCY, F (Hz)
–20
0
60
SMALL SIGNAL RESPONSE
20
40
80
120
10K
100
C = 33pF
C
C = Open
C
C = 33pF
C
C = Open
C
90
100
1K
.1M
1M
0
25
50
75
100
125
150
CASE TEMPERATURE, T (
°C)
0
8
24
32
POWER DERATING
16
40
C



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com