| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HV2802 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HV2802 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 26 page ![]() 2015 Microchip Technology Inc. DS20005449A-page 7 HV2802/HV2902 TEMPERATURE SPECIFICATIONS Parameters Sym. Min. Typ. Max. Units Conditions Temperature Ranges Operating Temperature TA 0— +70 °C Storage Temperature TA -65 — +150 °C Package Thermal Resistance Thermal Resistance, 78-Ball VFBGA JA —32.2 — °C/W |