công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343ZHHT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320C28343ZHHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C28343ZHHT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 170 page
background image
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
SPRS516D – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2012
www.ti.com
Table 2-1. C2834x Hardware Features (continued)
C28346
C28345
C28344
C28343
C28342
C28341
FEATURE
TYPE
(1)
(300 MHz)
(200 MHz)
(300 MHz)
(200 MHz)
(300 MHz)
(200 MHz)
T: –40°C to 105°C
–
ZFE
ZFE
ZHH
ZFE
ZFE
ZHH
ZFE
ZFE
ZHH
Temperature
S: –40°C to 125°C
–
ZFE
ZFE
–
ZFE
ZFE
–
ZFE
ZFE
–
options
Q: –40°C to 125°C
–
ZFE
ZFE
–
ZFE
ZFE
–
ZFE
ZFE
–
(Q100 qualification)
Product status
(1)
–
TMS
TMS
TMS
TMS
TMS
TMS
(1)
See Section 5.1 for descriptions of device stages.
14
Introduction
Copyright © 2009–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com