công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPS041L bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - International Rectifier

tên linh kiện IPS041L
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULLY PROTECTED POWER MOSFET SWITCH
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IPS041L bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IPS041L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IPS041L
www.irf.com
7
Figure 9 - Turn-ON Delay Time, Rise Time & Time
to 130% final Rds(on) (us) Vs IN Resistor (Ω)
Figure 10 - Turn-OFF Delay Time & Fall Time
(us) Vs IN Resistor (
Ω)
Figure 12 - I shutdown (A) Vs Temperature (oC)
Figure 11 - Current Iim. & I shutdown (A) Vs Vin (V)
0
1
2
3
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
0.1
1
10
100
10
100
1000
10000
delay on
rise tim e
130% rdson
0.1
1
10
10 0
10
10 0
1 0 0 0
1 0 000
delay off
fall tim e
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
1
2
345
678
Isd 25°C
Ilim 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com