công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPS041L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IPS041L
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULLY PROTECTED POWER MOSFET SWITCH
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IPS041L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IPS041L Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IPS041L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IPS041L
4
www.irf.com
Lead Assignments
(2) D
1
2
3
In
D
S
Functional Block Diagram
All values are typical
IN
DRAIN
SOURCE
8.1 V
80
µA
47 V
I sense
200 k
Ω
4000
Ω
S
Q
R
Q
T > 165°c
I > 1sd



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com