công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABBTM-NVC-MDCS56 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện ABBTM-NVC-MDCS56
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Module
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

ABBTM-NVC-MDCS56 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Abracon Corporation

Back Button ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 7Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 8Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 9Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 10Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 11Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 12Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 13Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 14Page - Abracon Corporation ABBTM-NVC-MDCS56 Datasheet HTML 15Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
Bluetooth Module
ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED
ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED
30332Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001| www.abracon.com
Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
| | | | | | | | | | | | | | |
Pb RoHS/RoHS II compliant
Resistive
16
OC
Ω
Revised: 08.14.13
ABBTM-NVC-MDCS56
23.24 x 11.93 x 2.05 mm SMT
Host MCU
Bluetooth Module
Radio
Baseband
LC
LM
HCI
L2CAP
RFCOMM
SDP
iNova
Host Application
UART
I/O
PCM
.
Figure 11 Software Stack
ABBTM-NVC-MDCS56 is supplied with Bluetooth 2.1+EDR compliant stack firmware. With Novacomm’s iNova
profilestacks, the host MCU can easily integrate HFP, A2DP, AVRCP, SPP, HID profiles and iAP over Bluetooth functions.
REFERENCE DESIGN
iNOVA STACK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com