công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2548CPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2548CPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V TO 5.5 V, 12-BIT, 200 KSPS, 4/8 CHANNEL, LOW POWER, SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH AUTO POWER DOWN
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2548CPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 49 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
TLV2544CDR
SOIC
D
16
2500
367.0
367.0
38.0
TLV2544CPWR
TSSOP
PW
16
2000
367.0
367.0
38.0
TLV2544IDR
SOIC
D
16
2500
367.0
367.0
38.0
TLV2544IPWR
TSSOP
PW
16
2000
367.0
367.0
38.0
TLV2548CDWR
SOIC
DW
20
2000
367.0
367.0
45.0
TLV2548CPWR
TSSOP
PW
20
2000
367.0
367.0
38.0
TLV2548IDWR
SOIC
DW
20
2000
367.0
367.0
45.0
TLV2548IPWR
TSSOP
PW
20
2000
367.0
367.0
38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
13-Feb-2016
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com