công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2434CPWR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2434CPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OUTPUT WIDE-INPUT-VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2434CPWR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2434CPWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 44 page
background image
TLV2432, TLV2432A, TLV2434, TLV2434A
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL OUTPUT
WIDE-INPUT-VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS168F – NOVEMBER 1996 – REVISED MARCH 2001
8
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
operating characteristics at specified free-air temperature, VDD = 3 V
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA†
TLV243xQ,
TLV243xM,
TLV243xAQ,
TLV243xAM
UNIT
MIN
TYP
MAX
V
1Vt 2V
R2 k
Ω‡
25
°C
0.15
0.25
SR
Slew rate at unity gain
VO = 1 V to 2 V,
CL = 100 pF‡
RL = 2 kه,
Full
range
0.1
V/
µs
V
Equivalent input noise voltage
f = 10 Hz
25
°C
120
nV/
√Hz
Vn
Equivalent input noise voltage
f = 1 kHz
25
°C
22
nV/
√Hz
VN(PP)
Peak to peak equivalent input noise voltage
f = 0.1 Hz to 1 Hz
25
°C
2.7
µV
VN(PP)
Peak-to-peak equivalent input noise voltage
f = 0.1 Hz to 10 Hz
25
°C
4
µV
In
Equivalent input noise current
25
°C
0.6
fA
√Hz
THD+N
Total harmonic distortion plus noise
VO = 0.5 V to 2.5 V,
f
1 kHz
AV = 1
25
°C
0.065%
THD + N
Total harmonic distortion plus noise
f = 1 kHz,
RL = 2 kه
AV = 10
25
°C
0.5%
Gain-bandwidth product
f = 10 kHz,
CL = 100 pF‡
RL = 2 kه,
25
°C
0.5
MHz
BOM
Maximum output-swing bandwidth
VO(PP) = 1 V,
RL = 2 kه,
AV = 1,
CL = 100 pF‡
25
°C
220
kHz
AV = – 1,
To 0 1%
64
t
Settling time
AV = 1,
Step = 0.5 V to 2.5 V,
To 0.1%
25
°C
6.4
µs
ts
Settling time
,
RL = 2 kه,
‡
To 0 01%
25
°C
14 1
µs
L
CL = 100 pF‡
To 0.01%
14.1
φm
Phase margin at unity gain
RL =2kه
CL = 100 pF‡
25
°C
62
°
Gain margin
RL = 2 kه,
CL = 100 pF‡
25
°C
11
dB
† Full range is – 40
°C to 125°C for Q level part, –55°C to 125°C for M level part.
‡ Referenced to 2.5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com