công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2434CPWR bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2434CPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OUTPUT WIDE-INPUT-VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2434CPWR bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2434CPWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TLV2434CPWR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 44 page
background image
TLV2432, TLV2432A, TLV2434, TLV2434A
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL OUTPUT
WIDE-INPUT-VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS168F – NOVEMBER 1996 – REVISED MARCH 2001
18
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
VDD = 5 V
VDD = 3 V
VO(PP) = 2 V
TA = 25°C
1
DIFFERENTIAL GAIN
vs
LOAD RESISTANCE
RL – Load Resistance – kΩ
103
102
101
1101
102
103
Figure 18
104
VDD = 5 V
RL = 2 kΩ
CL = 100 pF
TA = 25°C
40
20
0
–40
80
–20
60
105
106
107
f – Frequency – Hz
LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE MARGIN
vs
FREQUENCY
180
°
135
°
90
°
45
°
0
°
–45
°
–90
°
Figure 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com