công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VT2N2 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - PerkinElmer Optoelectronics

tên linh kiện VT2N2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photoconductive Cells and Analog Optoisolators (Vactrols)
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERKINELMER [PerkinElmer Optoelectronics]
Trang chủ  http://www.perkinelmer.com
Logo PERKINELMER - PerkinElmer Optoelectronics

VT2N2 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - PerkinElmer Optoelectronics

Back Button VT2N2 Datasheet HTML 49Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 50Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 51Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 52Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 53Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 54Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 55Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 56Page - PerkinElmer Optoelectronics VT2N2 Datasheet HTML 57Page - PerkinElmer Optoelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 76 page
background image
48
Typical Performance Curves
Output Resistance vs. Input Current
VTL5C2/2
Output Resistance vs. Input Current
VTL5C3/2
Input Characteristics
Response Time
VTL5C2/2
Response Time
VTL5C3/2
Notes:
1.
At 1.0 mA and below, units may have substantially higher
resistance than shown in the typical curves. Consult factory if
closely controlled characteristics are required at low input
currents.
2.
Output resistance vs input current transfer curves are given for
the following light adapt conditions:
(1)
25°C — 24 hours @ no input
(2)
25°C — 24 hours @ 40 mA input
(3)
+50°C — 24 hours @ 40 mA input
(4)
–20°C — 24 hours @ 40 mA input
3.
Response time characteristics are based upon test following
adapt condition (2) above.
PerkinElmer Optoelectronics, 10900 Page Ave., St. Louis, MO 63132 USA
Phone: 314-423-4900 Fax: 314-423-3956 Web: www.perkinelmer.com/opto



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com