công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2341IPWLE bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV2341IPWLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  LinCMOSE PROGRAMMABLE LOW-VOLTAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2341IPWLE bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2341IPWLE Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TLV2341IPWLE Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 53 page
background image
TLV2341, TLV2341Y
LinCMOS
™ PROGRAMMABLE LOW-VOLTAGE
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS110A – MAY 1992 – REVISED AUGUST 1994
41
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS (LOW-BIAS MODE)
LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT
vs
FREQUENCY
1
10
100
1 k
10 k
100 k
f – Frequency – Hz
1 M
–60
°
–30
°
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
107
106
105
104
103
102
101
0.1
VDD = 3 V
CL = 20 pF
RL = 1 MΩ
TA = 25°C
AVD
Phase Shift
1
Figure 86
LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT
vs
FREQUENCY
1
10
100
1 k
10 k
100 k
1 M
f – Frequency – Hz
–60
°
–30
°
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
106
105
104
103
102
101
1
AVD
Phase Shift
107
0.1
VDD = 5 V
CL = 20 pF
RL = 1 MΩ
TA = 25°C
Figure 87



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com