công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5900SD-2.2/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP5900SD-2.2/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP5900SD-2.2/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
8
LP5900
SNVS358R – JULY 2005 – REVISED JUNE 2016
www.ti.com
Product Folder Links: LP5900
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, CIN = COUT = 0.47 µF, VIN = VOUT(NOM) + 1 V, VEN = 1.2 V, IOUT = 1 mA , T A = 25°C.
Figure 7. Ground Current vs VIN, I LOAD = 100 mA
Figure 8. Ground Current vs Load Current
Figure 9. Short-Circuit Current
Figure 10. Load Transient
Figure 11. Line Transient
Figure 12. Enable Start-up Time, (IOUT= 1 mA, VOUT = 2.8 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com