công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5900SD-2.2/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP5900SD-2.2/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP5900SD-2.2/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LP5900SD-2.2/NOPB Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 30 page
background image
MECHANICAL DATA
YZR0004xxx
www.ti.com
TLA04XXX (Rev D)
0.600±0.075
D
E
4215042/A
12/12
A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
B. This drawing is subject to change without notice.
NOTES:
D: Max =
E: Max =
1.108 mm, Min =
1.083 mm, Min =
1.047 mm
1.022 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com