công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2995MX bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP2995MX
Giải thích chi tiết về linh kiện  DDR Termination Regulator
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP2995MX bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button LP2995MX Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LP2995MX Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 24 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
6.2
5.8
1.7 MAX
6X 1.27
8X 0.51
0.31
2X
3.81
TYP
0.25
0.10
0 - 8
0.15
0.00
2.34
2.24
2.34
2.24
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
5.0
4.8
B
4.0
3.8
4218825/A 05/2016
PowerPAD SOIC - 1.7 mm max height
DDA0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
TM
1
8
0.25
C A B
5
4
PIN 1 ID
AREA
NOTE 4
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.400
EXPOSED
THERMAL PAD
4
1
5
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com