công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS6043IPWPR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện THS6043IPWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  350mA,12V ADSL CPE LINE DRIVERS
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

THS6043IPWPR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  THS6043IPWPR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS6043IPWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 46 page
background image
THS6042, THS6043
350 mA, ±12 V ADSL CPE LINE DRIVERS
SLOS264G − MARCH 2000 − REVISED DECEMBER 2001
4
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range, TA = 25°C,
VCC = ±12 V, R(FEEDBACK) = 750 Ω, RL = 100 Ω (unless otherwise noted) (continued)
dc performance
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Input offset voltage
TA = 25°C
9.5
16
Input offset voltage
TA = full range
21
mV
VOS
Differential offset voltage
VCC = ± 6 V, ± 12 V TA = 25°C
1
5
mV
VOS
Differential offset voltage
VCC = ± 6 V, ± 12 V
TA = full range
7
Offset drift
TA = full range
20
µV/°C
− Input bias current
TA = 25°C
3.5
10
− Input bias current
TA = full range
12
IIB
+ Input bias current
VCC = ±6 V, ±12 V
TA = 25°C
1
5
A
IIB
+ Input bias current
VCC = ±6 V, ±12 V
TA = full range
6
µA
Differential input bias current
TA = 25°C
3.5
10
Differential input bias current
TA = full range
12
ZOL
Open-loop transimpedance
RL = 1 kΩ
VCC = ±6 V, ±12 V
1
M
Ω
input characteristics
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VCC = ±12 V
TA = 25°C
±9.6 ±10.1
VICR
Input common-mode voltage range
VCC = ±12 V
TA = full range
±9.5
V
VICR
Input common-mode voltage range
VCC = ±6V
TA = 25°C
±3.7
±4.2
V
VCC = ±6V
TA = full range
±3.6
CMRR
Common-mode rejection ratio
VCC = ±6 V, ±12 V
TA = 25°C
59
68
V
CMRR
Common-mode rejection ratio
VCC = ±6 V, ±12 V
TA = full range
55
V
RI
Input resistance
+ Input
1.5
M
Ω
RI
Input resistance
− Input
15
Ω
Ci
Input capacitance
2
pF
output characteristics
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
RL = 25 Ω
VCC = ±12 V
±7.5
±9.1
VO
Output voltage swing
Single ended
RL = 25 Ω
VCC = ±6 V
±4.1
±4.6
V
VO
Output voltage swing
Single ended
100-mV overdrive
RL = 100 Ω
VCC = ±12 V
±10.3 ±10.8
V
100-mV overdrive
RL = 100 Ω
VCC = ±6 V
±4.5
±4.9
IO
Output current
RL = 25 Ω,
VCC = ± 12 V
300
350
mA
IO
Output current
RL = 10 Ω,
VCC = ±6 V
230
260
mA
IOS
Short-circuit current
RL = 0 Ω,
VCC = ±12 V
400
mA
ro
Output resistance
Open loop
15
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com