công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC125ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC125ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 28 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com