công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2907M/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2907M/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Frequency to Voltage Converter
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2907M/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM2907M/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2907M/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 31 page
background image
LM2907-N, LM2917-N
SNAS555C – JUNE 2000 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
VCC = 12 VDC, TA = 25°C, see test circuit
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Voltage Gain
200
V/mV
Output Sink Current
VC = 1.0
40
50
mA
Output Source Current
VE = VCC −2.0
10
mA
Saturation Voltage
ISINK = 5 mA
0.1
0.5
V
ISINK = 20 mA
1.0
V
ISINK = 50 mA
1.0
1.5
V
ZENER REGULATOR
Regulator Voltage
RDROP = 470Ω
7.56
V
Series Resistance
10.5
15
Ω
Temperature Stability
+1
mV/°C
Total Supply Current
3.8
6
mA
TEST CIRCUIT AND WAVEFORM
Figure 5.
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM2907-N LM2917-N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com