công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317KCS bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317KCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Adjustable Regulator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM317KCS bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LM317KCS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM317KCS Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 32 page
background image
C1
0.1 µF
C2
1 µF
R1
240 Ω
INPUT
OUTPUT
ADJUST
LM317
VI
INPUT
OUTPUT
ADJUST
VO
LM317
R2
720 Ω
R3
120 Ω
R4
1 kΩ
Output
Adjust
ADJUST
OUTPUT
INPUT
VI
R1
LM317
I
limit
1.2
R1
C1
0.1 µF
C3
1 µF
R1
240 W
INPUT
OUTPUT
ADJUST
LM317
VO
VI
D1
1N4002
R2
5 kW
C2
10 µF
LM317
SLVS044W – SEPTEMBER 1997 – REVISED OCTOBER 2014
www.ti.com
System Examples (continued)
9.3.2 Adjustable Regulator Circuit With Improved Ripple Rejection
C2 helps to stabilize the voltage at the adjustment pin, which will help reject noise. Diode D1 exists to discharge
C2 in case the output is shorted to ground.
Figure 13. Adjustable Regulator Circuit with Improved Ripple Rejection
9.3.3 Precision Current-Limiter Circuit
This application will limit the output current to the ILIMIT in the diagram.
Figure 14. Precision Current-Limiter Circuit
9.3.4 Tracking Preregulator Circuit
This application keeps a constant voltage across the second LM317 in the circuit.
Figure 15. Tracking Preregulator Circuit
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1997–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM317



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com