công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFN120N65X2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFN120N65X2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Preliminary Technical Information
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFN120N65X2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXFN120N65X2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
© 2016 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXFN120N65X2
Fig. 4. RDS(on) Normalized to ID = 60A Value vs.
Junction Temperature
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
VGS = 10V
I D = 120A
I D = 60A
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
20
40
60
80
100
120
00.511.522.5
3
VDS - Volts
VGS = 10V
6V
7V
5V
8V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
40
80
120
160
200
240
280
0
5
10
15
20
25
VDS - Volts
VGS = 10V
6V
7V
5V
8V
9V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 125ºC
0
20
40
60
80
100
120
01
234
5
6
7
VDS - Volts
VGS = 10V
5V
6V
4V
7V
8V
Fig. 6. Normalized Breakdown & Threshold Voltages
vs. Junction Temperature
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TJ - Degrees Centigrade
BVDSS
VGS(th)
Fig. 5. RDS(on) Normalized to ID = 60A Value vs.
Drain Current
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
40
80
120
160
200
240
280
IA - Amperes
VGS = 10V
TJ = 125ºC
TJ = 25ºC



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com