công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFN120N65X2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFN120N65X2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Preliminary Technical Information
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFN120N65X2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXFN120N65X2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFN120N65X2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
© 2016 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
V
DSS
T
J
= 25
C to 150C
650
V
V
DGR
T
J
= 25
C to 150C, R
GS = 1M
650
V
V
GSS
Continuous
 30
V
V
GSM
Transient
 40
V
I
D25
T
C = 25C
108
A
I
DM
T
C = 25C, Pulse Width Limited by TJM
240
A
I
A
T
C = 25C15
A
E
AS
T
C = 25C
3.5
J
P
D
T
C = 25C
890
W
dv/dt
I
S
 I
DM, VDD  VDSS, TJ  150°C
50
V/ns
T
J
-55 ... +150
C
T
JM
150
C
T
stg
-55 ... +150
C
V
ISOL
50/60 Hz, RMS
t = 1 minute
2500
V~
I
ISOL  1mA
t = 1 second
3000
V~
M
d
Mounting Torque
1.5/13
Nm/lb.in
Terminal Connection Torque
1.3/11.5
Nm/lb.in
Weight
30
g
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
BV
DSS
V
GS = 0V, ID = 3mA
650
V
V
GS(th)
V
DS = VGS, ID = 8mA
3.5
5.0
V
I
GSS
V
GS =  30V, VDS = 0V
100 nA
I
DSS
V
DS = VDSS, VGS = 0V
50
A
T
J = 125C
5 mA
R
DS(on)
V
GS = 10V, ID = 60A, Note 1
24 m
IXFN120N65X2
V
DSS
= 650V
I
D25
= 108A
R
DS(on)
 24m
DS100690B(03/16)
Features
International Standard Package
miniBLOC, with Aluminium Nitride
Isolation
Isolation Voltage 2500 V~
High Current Handling Capability
Fast Intrinsic Diode
Avalanche Rated
Low R
DS(on)
Advantages
High Power Density
Easy to Mount
Space Savings
Applications
Switch-Mode and Resonant-Mode
Power Supplies
DC-DC Converters
PFC Circuits
AC and DC Motor Drives
Robotics and Servo Controls
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode
X2-Class HiPerFETTM
Power MOSFET
miniBLOC, SOT-227




E153432
G
D
S
S
G = Gate
D = Drain
S = Source
S
S
D
G
Preliminary Technical Information


Số phần tương tự - IXFN120N65X2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IXFN120N65X2 ISC-IXFN120N65X2 Datasheet
685Kb / 3P
N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IXFN120N65X2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXGR120N60C2 IXYS-IXGR120N60C2 Datasheet
177Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXFA18N60X IXYS-IXFA18N60X Datasheet
189Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXFA24N60X IXYS-IXFA24N60X Datasheet
160Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXFK90N60X IXYS-IXFK90N60X Datasheet
203Kb / 5P
Preliminary Technical Information
IXTA24N65X2 IXYS-IXTA24N65X2 Datasheet
208Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXTY8N65X2 IXYS-IXTY8N65X2 Datasheet
244Kb / 5P
Preliminary Technical Information
IXXH60N65B4H1 IXYS-IXXH60N65B4H1 Datasheet
190Kb / 8P
Preliminary Technical Information
IXXH75N60C3 IXYS-IXXH75N60C3 Datasheet
175Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXXN200N60B3H1 IXYS-IXXN200N60B3H1 Datasheet
195Kb / 7P
Preliminary Technical Information
IXYA15N65C3D1 IXYS-IXYA15N65C3D1 Datasheet
220Kb / 6P
Preliminary Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com