| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD1985 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD1985 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Analog Devices |
|
35 / 48 page ![]() AD1985 Rev. A | Page 35 of 48 Jack Sense/General Register (Index 0x70) Reg Num Name D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Default 0x70 J Sense/General X X X X X X X X MMDIS JS2SEL X X X X X X N/A JS2SEL Selects JS2 Input Behavior. 0: Standard operation for JS2 jack sensing (default). 1: Enable microphone input sensing with JS2. MMDIS Mono Mute Disable. 0: Use JSMT[2:0] (Register 0x72) to determine mono out operation (default). 1: Independent of the settings in the JSMT table, this ensures mono out remains active all the time. X Reserved, Do Not Read/Write These Bits. |