công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT162373ATPVC bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CY74FCT162373ATPVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Latches
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CY74FCT162373ATPVC bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CY74FCT162373ATPVC Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS003D – JANUARY 1995 – REVISED JANUARY 1998
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DGG (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040078 / F 12/97
48 PINS SHOWN
0,25
0,15 NOM
Gage Plane
6,00
6,20
8,30
7,90
0,75
0,50
Seating Plane
25
0,27
0,17
24
A
48
1
1,20 MAX
M
0,08
0,10
0,50
0
°–8°
56
14,10
13,90
48
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
12,40
12,60
64
17,10
16,90
0,15
0,05
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com