công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECWF4204HLC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECWF4204HLC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film Capacitor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECWF4204HLC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECWF4204HLC Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ECWF4204HLC Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Applicable Specifications
Frequency(kHz)
ECWF(L) Type
400VDC series
* Please consult Panasonic if your condition exceeds the above
*The current(0-P) value is calculated using nominal capacitance.
*When you use this product, peak voltage must not exceed DC rated voltage.
Current Derating by Temperature
Pulse Handling Capability (dv/dt)
(Max 10000cycles)
(Metallized Polypropylene Film)
Capacitor surface temperature (°C)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60
70
80
90
100
110
Self-temperature rise by Temperature
Capacitor surface temperature (°C)
Capacitance
Value(uF)
code
dV/dt
(V/us)
Current(0-P)
(A)
Capacitance
Value(uF)
code
dV/dt
(V/us)
Current(0-P)
(A)
0.022
223
412
9.1
0.27
274
154
41.6
0.027
273
412
11.1
0.33
334
154
50.8
0.033
333
412
13.6
0.39
394
154
60.1
0.039
393
283
11.0
0.47
474
154
72.4
0.047
473
283
13.3
0.56
564
136
76.2
0.056
563
283
15.8
0.68
684
136
92.5
0.068
683
283
19.2
0.82
824
113
92.7
0.082
823
283
23.2
1.00
105
113
113.0
0.10
104
200
20.0
1.20
125
85
102.0
0.12
124
200
24.0
1.50
155
85
127.5
0.15
154
200
30.0
1.80
185
85
153.0
0.18
184
200
36.0
2.20
225
85
187.0
0.22
224
200
44.0
2.40
245
85
204.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10
100
1000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
110
Permissible Current
2.2µF
1.5µF
1.0µF
0.68µF
0.47µF
0.33µF
0.22µF
0.15µF
0.10µF
0.068µF
0.047µF
0.033µF
0.022µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com