công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELH227M350AS2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện ELH227M350AS2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snap-In Aluminum Electrolytic Capacitors ELH Series
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

ELH227M350AS2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Kemet Corporation

Back Button ELH227M350AS2 Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation ELH227M350AS2 Datasheet HTML 16Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 26 page
background image
12
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
A4018_ELH • 2/10/2016
Snap-In Aluminum Electrolytic Capacitors – ELH Series, +85ºC
Table 1 – Ratings & Part Number Reference cont'd
(1) Insert packaging code. See Ordering Options Table for available options.
* When capacitance exceeds 1,000 µF, the DF value (%) is increased by 2% for every additional 1,000 µF.
VDC
VDC Surge
Voltage
Rated
Capacitance
120 Hz 20°C
(µF)
Case Size
D x L (mm)
DF
120 Hz 20°C
(tan δ %)*
RC
120 Hz 85°C
(A)
LC 20°C
5 Minutes
(mA)
Part Number
350
400
120
22 x 30
15
1.00
0.8
ELH127M350AQ2(1)
350
400
120
25 x 25
15
1.00
0.8
ELH127M350AR1(1)
350
400
150
22 x 35
15
1.15
1.0
ELH157M350AQ3(1)
350
400
150
25 x 30
15
1.15
1.0
ELH157M350AR2(1)
350
400
150
30 x 25
15
1.15
1.0
ELH157M350AS1(1)
350
400
180
22 x 40
15
1.30
1.3
ELH187M350AQ4(1)
350
400
180
25 x 30
15
1.25
1.3
ELH187M350AR2(1)
350
400
180
30 x 25
15
1.25
1.3
ELH187M350AS1(1)
350
400
220
22 x 45
15
1.45
1.5
ELH227M350AQ5(1)
350
400
220
25 x 35
15
1.45
1.5
ELH227M350AR3(1)
350
400
220
30 x 30
15
1.45
1.5
ELH227M350AS2(1)
350
400
220
35 x 25
15
1.45
1.5
ELH227M350AT1(1)
350
400
270
25 x 40
15
1.65
1.9
ELH277M350AR4(1)
350
400
270
30 x 35
15
1.65
1.9
ELH277M350AS3(1)
350
400
270
35 x 25
15
1.65
1.9
ELH277M350AT1(1)
350
400
330
25 x 50
15
1.80
2.3
ELH337M350AR6(1)
350
400
330
30 x 40
15
1.80
2.3
ELH337M350AS4(1)
350
400
330
35 x 30
15
1.80
2.3
ELH337M350AT2(1)
350
400
390
30 x 40
15
2.00
2.7
ELH397M350AS4(1)
350
400
390
35 x 30
15
2.00
2.7
ELH397M350AT2(1)
350
400
470
30 x 45
15
2.25
3.0
ELH477M350AS5(1)
350
400
470
35 x 35
15
2.25
3.0
ELH477M350AT3(1)
350
400
560
35 x 40
15
2.50
3.0
ELH567M350AT4(1)
350
400
680
35 x 45
15
2.90
3.0
ELH687M350AT5(1)
400
450
56
22 x 20
15
0.55
0.4
ELH556M400AQ7(1)
400
450
68
22 x 25
15
0.60
0.5
ELH686M400AQ1(1)
400
450
68
25 x 20
15
0.60
0.5
ELH686M400AR7(1)
400
450
82
22 x 25
15
0.80
0.6
ELH826M400AQ1(1)
400
450
82
25 x 20
15
0.80
0.6
ELH826M400AR7(1)
400
450
100
22 x 25
15
0.85
0.8
ELH107M400AQ1(1)
400
450
100
22 x 30
15
0.90
0.8
ELH107M400AQ2(1)
400
450
100
25 x 25
15
0.90
0.8
ELH107M400AR1(1)
400
450
120
22 x 30
15
0.95
1.0
ELH127M400AQ2(1)
400
450
120
22 x 35
15
1.05
1.0
ELH127M400AQ3(1)
400
450
120
25 x 25
15
1.05
1.0
ELH127M400AR1(1)
400
450
150
25 x 30
15
1.15
1.2
ELH157M400AR2(1)
400
450
150
30 x 25
15
1.15
1.2
ELH157M400AS1(1)
400
450
180
22 x 40
15
1.20
1.4
ELH187M400AQ4(1)
400
450
180
22 x 45
15
1.30
1.4
ELH187M400AQ5(1)
400
450
180
25 x 35
15
1.30
1.4
ELH187M400AR3(1)
400
450
180
30 x 30
15
1.35
1.4
ELH187M400AS2(1)
400
450
220
22 x 50
15
1.50
1.8
ELH227M400AQ6(1)
400
450
220
25 x 40
15
1.50
1.8
ELH227M400AR4(1)
400
450
220
30 x 30
15
1.50
1.8
ELH227M400AS2(1)
400
450
220
35 x 25
15
1.50
1.8
ELH227M400AT1(1)
400
450
270
22 x 50
15
1.60
2.2
ELH277M400AQ6(1)
400
450
270
25 x 40
15
1.65
2.2
ELH277M400AR4(1)
400
450
270
30 x 35
15
1.65
2.2
ELH277M400AS3(1)
400
450
270
35 x 30
15
1.65
2.2
ELH277M400AT2(1)
400
450
330
25 x 45
15
1.75
2.6
ELH337M400AR5(1)
400
450
330
25 x 50
15
1.90
2.6
ELH337M400AR6(1)
400
450
330
30 x 40
15
1.90
2.6
ELH337M400AS4(1)
400
450
330
35 x 30
15
1.85
2.6
ELH337M400AT2(1)
400
450
390
30 x 40
15
1.95
3.0
ELH397M400AS4(1)
400
450
390
30 x 45
15
2.15
3.0
ELH397M400AS5(1)
400
450
390
35 x 35
15
2.10
3.0
ELH397M400AT3(1)
400
450
470
30 x 45
15
2.20
3.0
ELH477M400AS5(1)
VDC
VDC Surge
Rated
Capacitance
Case Size
DF
RC
LC
Part Number



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com