công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMN32D4SDW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMN32D4SDW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low On-Resistance
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMN32D4SDW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  DMN32D4SDW Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMN32D4SDW Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMN32D4SDW Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMN32D4SDW Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMN32D4SDW Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMN32D4SDW Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
DMN32D4SDW
Document number: DS36023 Rev. 2 - 2
3 of 6
www.diodes.com
February 2015
© Diodes Incorporated
DMN32D4SDW
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
Figure 1 Typical Output Characteristic
V
= 2.0V
GS
V
= 2.5V
GS
V
= 10V
GS
V
= 5V
GS
V
= 4.5V
GS
V
= 4.0V
GS
V
= 3.5V
GS
V
= 3.0V
GS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
1
2
3
4
5
V
, GATE-SOURCE VOLTAGE (V)
GS
Figure 2 Typical Transfer Characteristic
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
Vds = 5.0V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I , DRAIN-SOURCE CURRENT (A)
D
Figure 3 Typical On-Resistance vs.
Drain Current and Gate Voltage
V
= 2.5V
GS
V
= 10.0V
GS
V
= 4.5V
GS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
V
, GATE-SOURCE VOLTAGE (V)
GS
Figure 4 TypicalTransfer Characteristic
I = 250mA
D
I = 10mA
D
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Vgs = 4.5V
I , DRAIN CURRENT (A)
D
Figure 5 Typical On-Resistance vs.
Drain Current and Temperature
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T , JUNCTION TEMPERATURE ( C)
J
°
Figure 6 On-Resistance Variation with Temperature
V
= 10.0V
GS
I = 500mA
D
V
= 5.0V
GS
I = -300mA
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com