công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HO15-NP-SP2012 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - LEM

tên linh kiện HO15-NP-SP2012
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Transducer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEM [LEM]
Trang chủ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

HO15-NP-SP2012 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - LEM

Back Button HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 6Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 7Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 8Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 9Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 10Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 11Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 12Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 13Page - LEM HO15-NP-SP2012 Datasheet HTML 14Page - LEM Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Page 10/16
18February2014/Version 3
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice
www.lem.com
HO-NP-0000 SERIES
Maximum continuous DC primary primary current
Figure 16: I
P vs TA for HO series
Important notice: whatever the usage and/or application, the transducer jumper temperature shall not go above the maximum
rating of 120 °C as stated in page 2 of this datasheet.
0
10
20
30
40
50
0
25
50
75
100
125
TA(
℃)
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
8A
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100
125
TA(
℃)
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
0
25
50
75
100
125
0
25
50
75
100
125
TA(
℃)
25A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com