công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALT6526P9 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ANADIGICS, Inc

tên linh kiện ALT6526P9
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Band LTE/CDMA/WCDMA/HSPA Power Amplifier
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Trang chủ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

ALT6526P9 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ANADIGICS, Inc

Back Button ALT6526P9 Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc ALT6526P9 Datasheet HTML 10Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
6
DATA SHEET - Rev 2.5
07/2013
ALT6526
Table 4b: Electrical Specifications - Band 1 (2100 MHz) WCDMA Operation (R99 Waveform)
(+25 8C, VBATT = VCC = +3.3 V, VEN_HI = +1.8 V, VBAND0 = VBAND1 = 0 V, VEN_LO = 0 V)
Table 4c: Electrical Specifications - Band Class 6 (2100 MHz) CDMA 2000 Operation (RC-1 Waveform)
(+25 8C, VBATT = VCC = +3.3 V, VEN_HI = +1.8 V, VBAND0 = VBAND1 = 0 V, VEN_LO = 0 V)
Notes (Applicable to Tables 4a, 4b and 4c):
(1) ACLR and Efficiency measured at 1950 MHz.
(2) POUT < +28.7 dBm, In-band load VSWR < 5:1, Out-of-band load VSWR < 10:1. Applies over all operating conditions.
PARAMETER
MIN
TYP
MAX
UNIT
COMMENTS
POUT
VMODE
Adjacent Channel Power (1)
at ± 1.25 MHz offset
Primary Channel BW = 1.23 MHz
-
-
-51
-51
-46.5
-46.5
dBc
+27.7 dBm
+9.6 dBm
0 V
1.8 V
Alternate Channel Power (1)
at ± 1.98 MHz offset
Primary Channel BW = 1.23 MHz
-
-
-57
<-60
-54
-54
dBc
+27.7 dBm
+9.6 dBm
0 V
1.8 V
PARAMETER
MIN
TYP
MAX
UNIT
COMMENTS
POUT
VMODE
ACLR1 at 5 MHz offset (1)
-
-
-41
-40
-37
-37
dBc
+28.6 dBm
+10.6 dBm
0 V
1.8 V
ACLR2 at 10 MHz offset
-
-
-55
<-60
-48
-48
dBc
+28.6 dBm
+10.6 dBm
0 V
1.8 V
Efficiency (1)
35
-
41
4
-
-
%
+28.6 dBm
+10.6 dBm
0 V
1.8 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com