công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI3VEDP212ZLE bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI3VEDP212ZLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-lane DisplayPort Switch/Mux for DP Driven Panels with Triple Control Pins
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI3VEDP212ZLE bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3VEDP212ZLE Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
1
PS9057A
08/23/11
Features
• 2DifferentialChannel,2:1mux/demuxthatwillsupport
2.7Gbpsor1.62GbpsDPsignals
• 1-differentialchannelisusedforAUXsignaling
• InsertionLossforhighspeedchannels@2.7Gbps:-1.5dB
• HotInsertionCable
• -3dBBandwidthforhighspeedchannelsof3.25Ghz
• LowBit-to-BitSkew,7psmax(between'+'and'-'bits)
• LowCrosstalkforhighspeedchannels:-33dB@2.7Gbps
• LowOffIsolationforhighspeedchannels:-26dB@2.7Gbps
• VDDOperatingRange:3.3V+/-10%
• ESDTolerance:8kVHBMonalldataI/OpinsperJESD22
Specification
• Lowchannel-to-channelskew,35psmax
• Packaging(Pb-free&Green):
-32TQFN(ZLE)
Description
Pericom Semiconductor’s PI3VeDP212 switch is targeted for
nextgenerationdigitalvideosignals.Thisdevicecanbeusedto
connecttwoDisplayPortTMsourcestoasinglepanel.
The newly released DisplayPort spec requires a data rate of
2.7 Gbps with AC coupled I/Os. Pericom's solution has been
specificallydesignedaroundthisstandardandwillsupportsuch
signals.
Application
RoutingofDisplayPortTMsignalswithlowsignalattenuationbe-
tweennotebookDPconnectoranddockingstationDPconnector.
Block Diagram
Pin Description
PI3VeDP212
2-lane DisplayPort™ Switch/Mux for
DP Driven Panels with Triple Control Pins
D0+
D0
D1+
D1
AUX+
AUX-
HPD
D0+A
D0
-A
D1+A
D1
-A
D0+B
D0-B
D1+B
D1-B
SEL
-
-
Logic
Control
HPD_SEL
AUX+�A
AUX-�A
HPD�A
AUX+�B
AUX-�B
HPD�B
AUX_SEL
D0+
D0-
VDD
D1+
D1-
AUX+
AUX-
HPD
VDD
SEL
HPD_SEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
12 13 14 15 16
32 31 30 29 28
D1+A
D1-A
D0+B
D0-B
D1+B
D1-B
GND
VDD
AUX+A
AUX-A
HPD_A
11-0082


Số phần tương tự - PI3VEDP212ZLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3V312 PERICOM-PI3V312 Datasheet
326Kb / 10P
Low On-Resistance, 3.3V High-Bandwidth 4-Port, 2:1 Mux/DeMux VideoSwitch
PI3V312L PERICOM-PI3V312L Datasheet
326Kb / 10P
Low On-Resistance, 3.3V High-Bandwidth 4-Port, 2:1 Mux/DeMux VideoSwitch
PI3V312LE PERICOM-PI3V312LE Datasheet
326Kb / 10P
Low On-Resistance, 3.3V High-Bandwidth 4-Port, 2:1 Mux/DeMux VideoSwitch
PI3V312Q PERICOM-PI3V312Q Datasheet
326Kb / 10P
Low On-Resistance, 3.3V High-Bandwidth 4-Port, 2:1 Mux/DeMux VideoSwitch
PI3V312QE PERICOM-PI3V312QE Datasheet
326Kb / 10P
Low On-Resistance, 3.3V High-Bandwidth 4-Port, 2:1 Mux/DeMux VideoSwitch
More results

Mô tả tương tự - PI3VEDP212ZLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4998 MAXIM-MAX4998 Datasheet
1Mb / 10P
Two-Lane and Four-Lane DisplayPort Passive Switches with Separate AUX/HPD Control
Rev 0; 10/09
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3VDP612-A PERICOM-PI3VDP612-A Datasheet
91Kb / 2P
4-Lane DisplayPort Rev 1.1a Compliant Switch with Triple Control Logic for Fast Switching
PI3PCIE2415 PERICOM-PI3PCIE2415 Datasheet
916Kb / 9P
3.3V PCI Express 2.0, 2-Lane, 2:1 Mux/DeMux Switch
PI3PCIE3412 PERICOM-PI3PCIE3412 Datasheet
1Mb / 10P
3.3V, PCI Express 3.0 2-Lane, 2:1 Mux/DeMux Switch, with Single Enable
PI3VDP612-A PERICOM-PI3VDP612-A_11 Datasheet
1Mb / 16P
4-Lane DisplayPort Rev 1.1a Compliant Switch with Triple Control Logic for Fast Switching
PI3VDP3212 PERICOM-PI3VDP3212 Datasheet
1Mb / 12P
2-Lane DisplayPort Rev 1.2 Compliant Switch
PI3PCIE3415 PERICOM-PI3PCIE3415_13 Datasheet
1Mb / 10P
3.3V, PCI Express 3.0 2-Lane, 2:1 Mux/DeMux Switch
logo
Texas Instruments
DS100MB201 TI1-DS100MB201_16 Datasheet
1Mb / 26P
Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization
logo
Diodes Incorporated
PI3DBS12212A DIODES-PI3DBS12212A Datasheet
501Kb / 1P
3.3V, 1-12Gbps 1-Lane 2:1 Mux/De-Mux Switch
PI3DBS16412 DIODES-PI3DBS16412 Datasheet
527Kb / 1P
3.3V, 1-20Gbps 2-Lane 2:1 Mux/De-Mux Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com