công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI3PCIE3442ZLE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI3PCIE3442ZLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V PCI Express 3.0 2-Lane Exchange Switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI3PCIE3442ZLE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Pericom Semiconductor Corporation

Back Button PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 10Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 11Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 12Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3PCIE3442ZLE Datasheet HTML 13Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
10
www.pericom.com
06/04/14
All trademarks are property of their respective owners.
PRELIMINARY INFORMATION - COMPANY CONFIDENTIAL
PI3PCIE3442
3.3V PCI Express® 3.0 2-Lane Exchange Switch
8.0 Gbps RX signal eye with PI3PCIE3442
8.0 Gbps RX signal eye without PI3PCIE3442
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
DUT
+
–
50
50
+
–
BALANCED
PORT2
50
50
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
BALANCED
PORT2
DUT
Differential Insertion Loss and Return Test Circuit
Differential Off Isolation Test Circuit
Differential Near End Xtalk Test Circuit
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
BALANCED
PORT2
DUT
+
–
50
50
14-0088



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com