công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F528R bảng dữ liệu(PDF) 185 Page - SPANSION

tên linh kiện MB91F528R
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  241 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB91F528R bảng dữ liệu(HTML) 185 Page - SPANSION

Back Button MB91F528R Datasheet HTML 181Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 182Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 183Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 184Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 185Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 186Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 187Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 188Page - SPANSION MB91F528R Datasheet HTML 189Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 185 / 241 page
background image
D a t a S h e et
182
MB91F528_DS705-00016-1v0-E, March 28, 2014
CONFIDENTIAL
(2) Reset Input
(TA: -40°C to +125°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V, VSS=AVSS=0.0V)
Parameter
Sym
bol
Pin
name
Con
ditio
ns
Value
Unit
Remarks
Min
Max
Reset input time
tRSTL
RSTX
–
10
–
µs
When normal
operation
Oscillation time of oscillator*
+100
–
µs
At Stop mode
100
–
µs
At Watch mode
Width for reset
input removal
1
–
µs
*: The oscillation time of the oscillator is the time it takes for the amplitude of the oscillations to reach 90%. For
crystal oscillators, this time is between several ms and several tens of ms, for ceramic oscillators the time is
between several hundred μs and several ms, and for an external clock, the time is 0 ms.
RSTX
0.2 vcc
0.2 vcc
tRSTL
At Stop mode
0.2 VCC
100
μs
RSTX
X0
90% of
amplitude
Internal operation
clock
Oscillation time
of oscillator
Oscillation stabilization
waiting time
Instruction
execution
Internal reset
0.2 VCC
tRSTL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com